công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS7000 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ams AG

tên linh kiện AS7000
Giải thích chi tiết về linh kiện  The AS7000 device provides a flexible analog front end for light sensing applications
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS7000 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ams AG

  AS7000 Datasheet HTML 1Page - ams AG AS7000 Datasheet HTML 2Page - ams AG AS7000 Datasheet HTML 3Page - ams AG AS7000 Datasheet HTML 4Page - ams AG AS7000 Datasheet HTML 5Page - ams AG AS7000 Datasheet HTML 6Page - ams AG AS7000 Datasheet HTML 7Page - ams AG AS7000 Datasheet HTML 8Page - ams AG AS7000 Datasheet HTML 9Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 92 page
background image
Page 4
ams Datasheet
Document Feedback
[v1-12] 2018-Feb-26
AS7000 − Pin Assignments
11
GPIO0
General purpose input/output
12
GPIO1
General purpose input/output
13
GPIO2
General purpose input/output
14
GPIO3
General purpose input/output
15
GPIO4
General purpose input/output
16
GPIO5
General purpose input/output
17
VD1
Supply voltage for LED D1 – connect unused current sinks to GND
18
VD3
Supply voltage for LED D3 – connect unused current sinks to GND
Pin Number
Pin Name
Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92