| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS7000 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS7000 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - ams AG |
|
14 / 92 page ![]() Page 14 ams Datasheet Document Feedback [v1-12] 2018-Feb-26 AS7000 − Detailed Description AFE_LED_CURR Register (Addr: 0x04) The AFE_LED_CURR defines the LED output current. Figure 13: AFE_LED_CURR Register Addr: 0x04 AFE_LED_CURR Bit Bit Name Default Access Description 31:24 curr4 0x00 R/W LED4 output current – do not use code=0 (will generate no output current) ILED4 = (curr4 + 1) * imax4 / 256 23:16 curr3 0x00 R/W LED3 output current – do not use code=0 (will generate no output current) ILED3 = (curr3 + 1) * imax3 / 256 15:8 curr2 0x00 R/W LED2 output current – do not use code=0 (will generate no output current) ILED2 = (curr2 + 1) * imax2 / 256 7:0 curr1 0x00 R/W LED1 output current – do not use code=0 (will generate no output current) ILED1 = (curr1 + 1) * imax1 / 256 |