công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032A-QLLE1 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032A-QLLE1
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032A-QLLE1 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 31Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 32Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 33Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 34Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 35Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 36Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 37Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 38Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 39Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 99 page
background image
IS25LP064A/032A
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
35
Rev. A
11/06/2015
Figure 8.8 Fast Read Quad I/O Sequence (with command decode cycles)
CE #
SCK
5
1
Data Out 1
Instruction = EBh
20
CE #
SCK
4
0
4
0
3-byte Address
High Impedance
16
12
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mode 3
Mode 0
...
tV
IO0
IO1
4
0
5
1
5
1
4
0
4
0
5
1
4
0
IO0
IO1
21
5
1
5
1
17
13
9
22
6
2
6
2
18
14
10
23
7
3
7
3
19
15
11
Mode Bits
IO2
IO3
6
2
6
2
6
2
6
2
7
3
7
3
7
3
7
3
Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4
IO2
IO3
1
0
5
1
...
4
0
...
2
6
2
...
3
7
3
...
5
4
6
7
6 Dummy Cycles
Data Out 5 Data Out 6
Notes:
1. If the mode bits=AXh (
where X is don’t care), it can execute the AX read mode (without command). When the
mode bits are different from AXh, the device exits the AX read operation.
2. Number of dummy cycles depends on clock speed. Detailed information in Table 6.10 Read Dummy Cycles.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com