công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032A-QLLE1 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032A-QLLE1
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032A-QLLE1 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 25Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 26Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 27Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 28Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 29Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 30Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 31Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 32Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 33Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 99 page
background image
IS25LP064A/032A
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
29
Rev. A
11/06/2015
Figure 8.4 Fast Read Dual I/O Sequence (with command decode cycles)
7
5
3
7
5
1
3
1
Data Out 1
Instruction = BBh
22
CE #
SCK
2
0
6
4
3-byte Address
High Impedance
20
18
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mode 3
Mode 0
...
tV
23
3
1
7
5
21
19
...
IO0
IO1
3
1
2
0
6
4
2
6
4
0
2
0
4 Dummy Cycles
7
5
3
1
6
4
2
0
7
5
...
6
4
...
CE #
SCK
IO0
IO1
Data Out 2
Data Out 3
Mode Bits
Mode Bits
Notes:
1. If the mode bits=AXh (
where X is don’t care), it can execute the AX read mode (without command). When the
mode bits are different from AXh, the device exits the AX read operation.
2. Number of dummy cycles depends on clock speed. Detailed information in Table 6.10. Read Dummy Cycles.
3. Since the number of dummy cycles and AX bit cycles are same in the above Figure, X should be Hi-Z to avoid I/O
contention.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com