công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032A-QLLE1 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032A-QLLE1
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032A-QLLE1 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 29Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 30Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 31Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 32Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 33Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 34Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 35Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 36Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 37Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 99 page
background image
IS25LP064A/032A
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
33
Rev. A
11/06/2015
Figure 8.7 Fast Read Quad Output Sequence
CE #
SCK
5
1
Data Out 1
Instruction = 6Bh
23
CE #
SCK
3
2
1
0
3-byte Address
High Impedance
22
21
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Mode 3
Mode 0
...
tV
IO0
IO1
4
0
5
1
5
1
4
0
4
0
5
1
...
4
0
...
IO0
IO1
8 Dummy Cycles
High Impedance
IO2
High Impedance
IO3
7
3
6
2
7
3
7
3
6
2
6
2
7
3
...
6
2
...
IO2
IO3
Data Out 2
Data Out 3 Data Out 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com