công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032A-QLLE1 bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032A-QLLE1
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032A-QLLE1 bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 76Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 77Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 78Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 79Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 80Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 81Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 82Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 83Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QLLE1 Datasheet HTML 84Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 99 page
background image
IS25LP064A/032A
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
80
Rev. A
11/06/2015
SECTOR LOCK OPERATION (SECLOCK, 24h)
The Sector Lock command relocks a sector that was previously unlocked by the Sector Unlock command. The
instruction code does not require an address to be specified, as only one sector can be enabled at a time. The
remaining sectors within the same block remain in read-only mode.
Figure 8.64 Sector Lock Sequence
Instruction = 24h
CE#
SCK
SI
0
1
2
3
4
5
6
7
Mode 3
Mode 0
SO
High Impedance
Figure 8.65 Sector Lock QPI Sequence
24h
CE#
SCK
IO[3:0]
0
1
Mode 3
Mode 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com