công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG413/883 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện DG413/883
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

DG413/883 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button DG413/883 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
DESIGN INFORMATION
The information contained in this section has been developed through characterization by Intersil Corporation and is for use as application
and design information only. No guarantee is implied.
10
DESIGN INFORMATION
DG411, DG412
DG413
Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches
Typical Performance Curves
ON-RESISTANCE vs VD AND POWER SUPPLY VOLTAGE
SWITCHING TIME vs TEMPERATURE
LEAKAGE CURRENT vs ANALOG VOLTAGE
SUPPLY CURRENT vs INPUT SWITCHING FREQUENCY
CHARGE INJECTION vs ANALOG VOLTAGE (VD)
CHARGE INJECTION vs ANALOG VOLTAGE (VS)
TA = +25
oC
50
A:
±5V
B:
±8V
C:
±10V
D:
±12V
E:
±15V
F:
±20V
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-20
-15
-10
-5
0
5
20
10
15
A
B
C
D
E
F
DRAIN VOLTAGE (V)
V+ = 15V, V- = -15V
VL = 5V, VS = 10V
tON
tOFF
-55
-15
5
25
45
65
125
85
105
TEMPERATURE (oC)
-35
0
240
210
180
150
120
90
60
30
V+ = 15V, V- = -15V
VL = 5V, TA = 25
oC
ID + S(ON)
-15
-5
0
5
10
15
DRAIN OR SOURCE VOLTAGE (V)
-10
-60
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
IS(OFF)
ID(OFF)
30
40
V+ = 15V, V- = -15V
VL = 5V
100mA
1mA
100
µA
10
µA
1
µA
100nA
10nA
10mA
10
100
1K
10K
100K
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
IL
I+, I-
1SW
1SW
4SW
4SW
V+ = 15V, V- = -15V
VL = 5V
CL = 10nF
CL = 1nF
-15
-5
0
5
10
15
SOURCE VOLTAGE (V)
-10
-60
60
40
20
0
-20
-40
80
100
V+ = 15V, V- = -15V
VL = 5V
CL = 10nF
CL = 1nF
-15
-5
0
5
10
15
DRAIN VOLTAGE (V)
-10
-60
60
40
20
0
-20
-40
100
140
120
80
Spec Number
512043



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com