công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG413/883 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện DG413/883
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

DG413/883 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button DG413/883 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
6
DG411/883, DG412/883, DG413/883
Die Characteristics
DIE DIMENSIONS:
2760
µm x 1780µm x 485 ± 25µm
METALLIZATION:
Type: SiAl
Thickness: 12k
Å ± 1kÅ
GLASSIVATION:
Type: Nitride
Thickness: 8k
Å ± 1kÅ
WORST CASE CURRENT DENSITY:
1.5 x 105A/cm2
Metallization Mask Layout
DG411/883, DG412/883, DG413/883
S1
V-
GND
S4
D4
IN4
IN3
D3
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IN2
IN1
D1
S3
VL
V+ SUBSTRATE
S2
D2
Spec Number
512043



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com