công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG413/883 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện DG413/883
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

DG413/883 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button DG413/883 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation DG413/883 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
7
DG411/883, DG412/883, DG413/883
Test Circuits
VO is the steady state output with the switch on.
Feedthrough via switch capacitance may result in spikes at
the leading and trailing edge of the output waveform.
FIGURE 1A.
FIGURE 1B.
FIGURE 1. SWITCHING TIME
NOTE: Logic input waveform is inverted for switches that have
the opposite logic sense.
50%
tR < 20ns (10% to 90% VIN)
tF < 20ns (90% to 10% VIN)
tOFF
0.9 VO
3V
0V
VS
0V
tON
VO
LOGIC
INPUT
SWITCH
INPUT
SWITCH
OUTPUT
0.9 VO
Repeat test for all IN and S.
For load conditions, see Specifications CL (includes fixture and
stray capacitance)
V
O
V
S
R
L
R
L
R
DS ON
()
+
----------------------------------
=
SWITCH
INPUT
LOGIC
INPUT
S1
IN1
V+
D1
RL
CL
VO
GND
V-
VL
+15V
+5V
SWITCH
OUTPUT
-15V
FIGURE 2A.
FIGURE 2B.
FIGURE 2. CHARGE INJECTION
V+
D1
CL
VO
GND
V-
VIN = 3V
RG
VG
0V
∆V
O
INX
OFF
ON
INX
OFF
OFF
OFF
ON
Q =
∆V
O x CL
INX dependent on switch configuration input polarity determined by
sense of switch.
Spec Number
512043



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com