| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M95M04-DR bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95M04-DR bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 46 page ![]() DS12179 Rev 1 39/46 M95M04-DR Package information 45 Figure 24. SO8N recommended footprint 1. Dimensions are expressed in millimeters. L1 - 1.040 - - 0.0409 - ccc - - 0.100 - - 0.0039 1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits. Table 16. SO8N mechanical data (continued) Symbol millimeters inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. |