| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC852T bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC852T bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
75 / 80 page ![]() MPC852T Hardware Specifications, Rev. 3.1 Freescale Semiconductor 75 Mechanical Data and Ordering Information GND H7, H8, H9, H10, H11, H12, J7, J8, J9, J10, J11, J12, K7, K8, K9, K10, K11, K12, L7, L8, L9, L10, L11, L12 Power VDDL B8, D2, E17, H16, M5, N3, T2, N16, U9 Power VDDH G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, H6, H13, J6, J13, K6, K13, L6, L13, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 Power N/C B2, B17, C17, D16, E15, F13, M14, N5, R16, T17, U2, U17 No-connect Table 31. Pin Assignments - non-JEDEC (continued) Name Pin Number Type |