công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

080-0014 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Laird Tech Smart Technology

tên linh kiện 080-0014
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Transceiver Modules for ZigBee / 802.15.4 (2.4 GHz)
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LSTD [Laird Tech Smart Technology]
Trang chủ  http://www.lairdtech.com/
Logo LSTD - Laird Tech Smart Technology

080-0014 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Laird Tech Smart Technology

Back Button 080-0014 Datasheet HTML 2Page - Laird Tech Smart Technology 080-0014 Datasheet HTML 3Page - Laird Tech Smart Technology 080-0014 Datasheet HTML 4Page - Laird Tech Smart Technology 080-0014 Datasheet HTML 5Page - Laird Tech Smart Technology 080-0014 Datasheet HTML 6Page - Laird Tech Smart Technology 080-0014 Datasheet HTML 7Page - Laird Tech Smart Technology 080-0014 Datasheet HTML 8Page - Laird Tech Smart Technology 080-0014 Datasheet HTML 9Page - Laird Tech Smart Technology 080-0014 Datasheet HTML 10Page - Laird Tech Smart Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 46 page
background image
ProFLEX01-R2 Transceiver Module
Datasheet
The information in this document is subject to change without notice.
330-0098-R4.1
Copyright © 2012-2018 LSR
Page 6 of 46
MODULE PINOUT AND PIN DESCRIPTIONS
MCU#
GND 1
Texas Instruments
MSP430F5437A
69
GND
MCU#
-
GND 2
68
GND
-
-
GND 3
67
GND
-
-
NC 4
66
NC
-
-
NC 5
65
NC
-
-
NC 6
64
NC
-
-
NC 7
63
NC
-
-
NC 8
62
NC
-
74
JTAG TMS 9
61
P5.6
56
73
JTAG TDI 10
60
P5.7
57
75
JTAG TCK 11
59
P3.6
41
72
JTAG TDO 12
58
P5.5
55
71
TEST 13
57
P3.7
42
76
nRESET 14
56
P5.4
54
9
P5.0 15
55
P2.4
29
10
P5.1 16
54
P2.3
28
77
P6.0 17
53
P2.2
27
78
P6.1 18
52
P2.1
26
79
P6.2 19
51
P2.0
25
80
P6.3 20
50
P1.1
18
1
P6.4 21
49
P1.0
17
2
P6.5 22
48
P7.7
8
3
P6.6 23
47
P1.2
19
4
P6.7 24
46
P8.0
60
5
P7.4 25
45
P8.1
61
-
VCC - 3V3DC 26
44
GND
-
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MCU#
53
52
48
47
46
45
44
43
39
40
58
59
66
65
64
63
62
MCU#
Figure 3 Module Pinout



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com