công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBSS4360PAS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PBSS4360PAS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PBSS4360PAS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PBSS4360PAS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
NXP Semiconductors
PBSS4360PAS
60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
PBSS4360PAS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2015. All rights reserved
Product data sheet
16 October 2015
8 / 18
10. Characteristics
Table 7.
Characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VCB = 64 V; IE = 0 A; Tamb = 25 °C
-
-
100
nA
ICBO
collector-base cut-off
current
VCB = 64 V; IE = 0 A; Tj = 150 °C
-
-
50
µA
ICES
collector-emitter cut-off
current
VCE = 48 V; VBE = 0 V; Tamb = 25 °C
-
-
100
nA
IEBO
emitter-base cut-off
current
VEB = 5.6 V; IC = 0 A; Tamb = 25 °C
-
-
100
nA
VCE = 5 V; IC = 0.05 A; pulsed;
tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02 ; Tamb = 25 °C
200
380
-
VCE = 5 V; IC = 0.5 A; pulsed;
tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02 ; Tamb = 25 °C
200
360
-
VCE = 5 V; IC = 1 A; pulsed; tp ≤ 300 µs;
δ ≤ 0.02 ; Tamb = 25 °C
200
330
-
VCE = 5 V; IC = 2 A; pulsed; tp ≤ 300 µs;
δ ≤ 0.02 ; Tamb = 25 °C
125
220
-
hFE
DC current gain
VCE = 5 V; IC = 3 A; tp ≤ 300 µs;
δ ≤ 0.02; Tamb = 25 °C
75
140
-
IC = 0.5 A; IB = 50 mA; pulsed;
tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02; Tamb = 25 °C
-
45
60
mV
IC = 1 A; IB = 100 mA; pulsed;
tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02; Tamb = 25 °C
-
80
110
mV
IC = 2 A; IB = 200 mA; pulsed;
tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02; Tamb = 25 °C
-
150
210
mV
VCEsat
collector-emitter
saturation voltage
-
220
325
mV
RCEsat
collector-emitter
saturation resistance
IC = 3 A; IB = 300 mA; pulsed;
tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02; Tamb = 25 °C
-
73
108
mΩ
VBEsat
base-emitter saturation
voltage
IC = 2 A; IB = 100 mA; pulsed;
tp ≤ 300 µs; δ ≤ 0.02; Tamb = 25 °C
-
0.9
1.1
V
VBEon
base-emitter turn-on
voltage
VCE = 5 V; IC = 1 A; pulsed; tp ≤ 300 µs;
δ ≤ 0.02; Tamb = 25 °C
-
0.75
0.95
V
td
delay time
-
11
-
ns
tr
rise time
-
130
-
ns
ton
turn-on time
-
141
-
ns
ts
storage time
-
200
-
ns
tf
fall time
-
110
-
ns
toff
turn-off time
IC = 2 A; IBon = 0.1 A; IBoff = -0.1 A;
Tamb = 25 °C
-
310
-
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com