công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBSS4360PAS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PBSS4360PAS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PBSS4360PAS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  PBSS4360PAS Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PBSS4360PAS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
NXP Semiconductors
PBSS4360PAS
60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
PBSS4360PAS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2015. All rights reserved
Product data sheet
16 October 2015
2 / 18
5. Pinning information
Table 2.
Pinning information
Pin
Symbol Description
Simplified outline
Graphic symbol
1
B
base
2
E
emitter
3
C
collector
Transparent top view
1
2
3
DFN2020D-3 (SOT1061D)
sym021
3
2
1
6. Ordering information
Table 3.
Ordering information
Package
Type number
Name
Description
Version
PBSS4360PAS
DFN2020D-3
DFN2020D-3: plastic thermal enhanced ultra thin small
outline package; no leads; 3 terminals; body 2 x 2 x 0.65
mm
SOT1061D
7. Marking
Table 4.
Marking codes
Type number
Marking code
PBSS4360PAS
E9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com