công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSMN7R0-40LS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PSMN7R0-40LS
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel DFN3333-8 40 V 7.0 m廓 standard level MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PSMN7R0-40LS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
PSMN7R0-40LS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 13 December 2011
7 of 14
NXP Semiconductors
PSMN7R0-40LS
N-channel DFN3333-8 40 V 7.0 m
Ω standard level MOSFET
VDS = 0 V; f = 1 MHz
Fig 9.
Input and reverse transfer capacitances as a
function of gate-source voltage, typical values
Fig 10. Gate-source threshold voltage as a function of
junction temperature
Fig 11. Sub-threshold drain current as a function of
gate-source voltage
Fig 12. Normalized drain-source on-state resistance
factor as a function of junction temperature
003aae525
0
500
1000
1500
2000
02468
10
VGS (V)
C
(pF)
Ciss
Crss
003aae486
0
1
2
3
4
5
-60
0
60
120
180
Tj (°C)
VGS(th)
(V)
max
typ
min
003aae487
VGS (V)
06
4
2
10−4
10−5
10−2
10−3
10−1
ID
(A)
10−6
min
typ
max
003aae527
0
0.5
1
1.5
2
−60
0
60
120
180
Tj (
°C)
a



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com