công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSMN7R0-40LS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PSMN7R0-40LS
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel DFN3333-8 40 V 7.0 m廓 standard level MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PSMN7R0-40LS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PSMN7R0-40LS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
PSMN7R0-40LS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 13 December 2011
3 of 14
NXP Semiconductors
PSMN7R0-40LS
N-channel DFN3333-8 40 V 7.0 m
Ω standard level MOSFET
VGS ≥ 10 V
(1) Capped at 40 A due to package.
Fig 1.
Continuous drain current as a function of
mounting base temperature
Fig 2.
Normalized total power dissipation as a
function of mounting base temperature
Tmb = 25°C; tp = 300 us
Fig 3.
Safe operating area; continuous and peak drain currents as a function of drain-source voltage
003aae515
0
20
40
60
80
0
50
100
150
200
Tmb (°C)
ID
(A)
(1)
Tmb (°C)
0
200
150
50
100
03aa15
40
80
120
Pder
(%)
0
003aae516
10−1
1
10
102
103
10−1
1
10
102
VDS (V)
ID
(A)
Limit RDSon = VDS / ID
DC
100 ms
10 ms
1 ms
100
μs
tp =10 μs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com