công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSMS3F3CY1602 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Eaton All Rights Reserved.

tên linh kiện CSMS3F3CY1602
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stainless steel tube
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EATON [Eaton All Rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.eaton.com
Logo EATON - Eaton All Rights Reserved.

CSMS3F3CY1602 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Eaton All Rights Reserved.

Back Button CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 41Page - Eaton All Rights Reserved. CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 42Page - Eaton All Rights Reserved. CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 43Page - Eaton All Rights Reserved. CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 44Page - Eaton All Rights Reserved. CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 45Page - Eaton All Rights Reserved. CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 46Page - Eaton All Rights Reserved. CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 47Page - Eaton All Rights Reserved. CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 48Page - Eaton All Rights Reserved. CSMS3F3CY1602 Datasheet HTML 49Page - Eaton All Rights Reserved. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 102 page
background image
V8-T3-44
Volume 8—Sensing Solutions
CA08100010E—September 2017
www.eaton.com
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.5
Inductive Proximity Sensors
E57 Two-Wire (AC, AC/DC, DC) Proximity Sensors
Nickel-Brass Body
Operating Voltage
Connector Models (Face View Male Shown)
Output
Cable Models
Micro
Two-Wire Sensors
20–250 Vac
NO
10–30 Vdc
NO (NPN)
NO (PNP)
BN
BU
Load
Yellow/Green
L1
L2
* Internally connected to housing
(use of this wire is optional)
*
L2
L1
B
L *
* Internally connected to housing
(use of this wire is optional)
Load
BU
BN
(–)
+V
Load
(–)
(+V)
Load
BU
BN
(–)
+V
Load
(–)
(+V)
Load



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com