công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H743VG bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H743VG
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Arm® Cortex®-M7 480MHz MCUs, up to 2MB Flash, up to 1MB RAM, 46 com. and analog interfaces
PDF  357 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H743VG bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H743VG Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 357 page
background image
Pin descriptions
STM32H742xI/G STM32H743xI/G
84/357
DS12110 Rev 7
-
-
-
-
-
-
176
D10
PJ14
I/O
FT
-
LCD_B2, EVENTOUT
-
-
-
-
-
-
-
177
B10
PJ15
I/O
FT
-
LCD_B3, EVENTOUT
-
-
-
-
-
H6
-
-
-
VSS
S
-
-
-
-
--
-
A7
-
-
-
-
VDD
S
-
-
-
-
-
-
124
C8
C10
152
178
A10
PG9
I/O
FT_h
-
SPI1_MISO/I2S1_SDI,
USART6_RX,
SPDIFRX1_IN4,
QUADSPI_BK2_IO2,
SAI2_FS_B,
FMC_NE2/FMC_NCE,
DCMI_VSYNC,
EVENTOUT
-
-
-
125
A8
B10
153
179
A9
PG10
I/O
FT_h
-
HRTIM_FLT5,
SPI1_NSS/I2S1_WS,
LCD_G3, SAI2_SD_B,
FMC_NE3, DCMI_D2,
LCD_B2, EVENTOUT
-
-
-
126
B8
B9
154
180
B9
PG11
I/O
FT_h
-
LPTIM1_IN2,
HRTIM_EEV4,
SPI1_SCK/I2S1_CK,
SPDIFRX1_IN1,
SDMMC2_D2,
ETH_MII_TX_EN/ETH_R
MII_TX_EN, DCMI_D3,
LCD_B3, EVENTOUT
-
-
-
127
E8
B8
155
181
C9
PG12
I/O
FT_h
-
LPTIM1_IN1,
HRTIM_EEV5,
SPI6_MISO,
USART6_RTS/USART6_
DE, SPDIFRX1_IN2,
LCD_B4,
ETH_MII_TXD1/ETH_RM
II_TXD1, FMC_NE4,
LCD_B1, EVENTOUT
-
-
-
128
D7
A8
156
182
D9
PG13
I/O
FT_h
-
TRACED0,
LPTIM1_OUT,
HRTIM_EEV10,
SPI6_SCK,
USART6_CTS/USART6_
NSS,
ETH_MII_TXD0/ETH_RM
II_TXD0, FMC_A24,
LCD_R0, EVENTOUT
-
Table 9. Pin/ball definition (continued)
Pin/ball name
Pin name
(function
after
reset)
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com