công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H743VG bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H743VG
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Arm® Cortex®-M7 480MHz MCUs, up to 2MB Flash, up to 1MB RAM, 46 com. and analog interfaces
PDF  357 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H743VG bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H743VG Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 83 / 357 page
background image
DS12110 Rev 7
83/357
STM32H742xI/G STM32H743xI/G
Pin descriptions
103
83
B7
116
E9
D12
144
166
D12
PD2
I/O
FT_h
-
TRACED2, TIM3_ETR,
UART5_RX,
SDMMC1_CMD,
DCMI_D11, EVENTOUT
-
84
C7
117
D9
D11
145
167
B12
PD3
I/O
FT_h
-
DFSDM1_CKOUT,
SPI2_SCK/I2S2_CK,
USART2_CTS/USART2_
NSS, FMC_CLK,
DCMI_D5, LCD_G7,
EVENTOUT
-
85
D7
118
C9
D10
146
168
A12
PD4
I/O
FT_h
-
HRTIM_FLT3,
SAI3_FS_A,
USART2_RTS/USART2_
DE,
FDCAN1_RXFD_MODE,
FMC_NOE, EVENTOUT
-
86
B6
119
A9
C11
147
169
A11
PD5
I/O
FT_h
-
HRTIM_EEV3,
USART2_TX,
FDCAN1_TXFD_MODE,
FMC_NWE, EVENTOUT
-
-
-
120
-
D8
148
170
-
VSS
S
-
-
-
-
-
-
121
-
C8
149
171
-
VDD
S
-
-
-
-
87
C6
122
B9
B11
150
172
B11
PD6
I/O
FT_h
-
SAI1_D1,
DFSDM1_CKIN4,
DFSDM1_DATIN1,
SPI3_MOSI/I2S3_SDO,
SAI1_SD_A,
USART2_RX,
SAI4_SD_A,
FDCAN2_RXFD_MODE,
SAI4_D1, SDMMC2_CK,
FMC_NWAIT,
DCMI_D10, LCD_B2,
EVENTOUT
-
88
D6
123
D8
A11
151
173
C11
PD7
I/O
FT_h
-
DFSDM1_DATIN4,
SPI1_MOSI/I2S1_SDO,
DFSDM1_CKIN1,
USART2_CK,
SPDIFRX1_IN1,
SDMMC2_CMD,
FMC_NE1, EVENTOUT
-
-
-
-
-
-
-
174
D11
PJ12
I/O
FT
-
TRGOUT, LCD_G3,
LCD_B0, EVENTOUT
-
-
-
-
-
-
-
175
E10
PJ13
I/O
FT
-
LCD_B4, LCD_B1,
EVENTOUT
-
Table 9. Pin/ball definition (continued)
Pin/ball name
Pin name
(function
after
reset)
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com