công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H743VG bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H743VG
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Arm® Cortex®-M7 480MHz MCUs, up to 2MB Flash, up to 1MB RAM, 46 com. and analog interfaces
PDF  357 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H743VG bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H743VG Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 357 page
background image
Pin descriptions
STM32H742xI/G STM32H743xI/G
80/357
DS12110 Rev 7
68
C9
101
E11
E15
120
143
D15
PA9
I/O
FT_u
-
TIM1_CH2,
HRTIM_CHC1,
LPUART1_TX,
I2C3_SMBA,
SPI2_SCK/I2S2_CK,
USART1_TX,
FDCAN1_RXFD_MODE,
DCMI_D0, LCD_R5,
EVENTOUT
OTG_FS_VBUS
69
D10
102
E10
D15
121
144
D14
PA10
I/O
FT_u
-
TIM1_CH3,
HRTIM_CHC2,
LPUART1_RX,
USART1_RX,
FDCAN1_TXFD_MODE,
OTG_FS_ID,
MDIOS_MDIO, LCD_B4,
DCMI_D1, LCD_B1,
EVENTOUT
-
70
C10
103
F13
C15
122
145
E17
PA11
I/O
FT_u
-
TIM1_CH4,
HRTIM_CHD1,
LPUART1_CTS,
SPI2_NSS/I2S2_WS,
UART4_RX,
USART1_CTS/USART1_
NSS, FDCAN1_RX,
OTG_FS_DM, LCD_R4,
EVENTOUT
-
71
B10
104
E13
B15
123
146
E16
PA12
I/O
FT_u
-
TIM1_ETR,
HRTIM_CHD2,
LPUART1_RTS/
LPUART1_DE,
SPI2_SCK/I2S2_CK,
UART4_TX,
USART1_RTS/USART1_
DE, SAI2_FS_B,
FDCAN1_TX,
OTG_FS_DP, LCD_R5,
EVENTOUT
-
72
A10
105
D11
A15
124
147
C15
PA13
(JTMS/SW
DIO)
I/O
FT
-
JTMS-SWDIO,
EVENTOUT
-
73
E7
106
D13
F13
125
148
D17
VCAP
S
-
-
-
-
74
E5
107
-
F12
126
149
-
VSS
S
-
-
-
-
-
-
-
D12
-
-
-
C17
VDDLDO
(8)
--
-
-
75
-
108
-
G13
127
150
K5
VDD
S
-
-
-
-
Table 9. Pin/ball definition (continued)
Pin/ball name
Pin name
(function
after
reset)
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com