công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H743VG bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H743VG
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Arm® Cortex®-M7 480MHz MCUs, up to 2MB Flash, up to 1MB RAM, 46 com. and analog interfaces
PDF  357 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H743VG bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H743VG Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 357 page
background image
DS12110 Rev 7
69/357
STM32H742xI/G STM32H743xI/G
Pin descriptions
103
25
K2
37
N3
R2
47
50
U2
PA3
I/O
FT_
ha
-
TIM2_CH4, TIM5_CH4,
LPTIM5_OUT,
TIM15_CH2,
USART2_RX, LCD_B2,
OTG_HS_ULPI_D0,
ETH_MII_COL, LCD_B5,
EVENTOUT
ADC12_INP15
26
-
38
G2
K6
-
51
F2(4)
VSS
S
-
-
-
-
-
-
-
-
L4
48
-
-
VSS
S
-
-
-
-
27
-
39
-
K4
49
52
G5
VDD
S
-
-
-
-
28
G3
40
H6
N4
50
53
U3
PA4
I/O
TT_a
-
D1PWREN, TIM5_ETR,
SPI1_NSS/I2S1_WS,
SPI3_NSS/I2S3_WS,
USART2_CK, SPI6_NSS,
OTG_HS_SOF,
DCMI_HSYNC,
LCD_VSYNC,
EVENTOUT
ADC12_INP18,
DAC1_OUT1
29
H3
41
L4
P4
51
54
T3
PA5
I/O
TT_
ha
-
D2PWREN,
TIM2_CH1/TIM2_ETR,
TIM8_CH1N,
SPI1_SCK/I2S1_CK,
SPI6_SCK,
OTG_HS_ULPI_CK,
LCD_R4, EVENTOUT
ADC12_INN18,
ADC12_INP19,
DAC1_OUT2
30
J3
42
K5
P3
52
55
R3
PA6
I/O
FT_a
-
TIM1_BKIN, TIM3_CH1,
TIM8_BKIN,
SPI1_MISO/I2S1_SDI,
SPI6_MISO, TIM13_CH1,
TIM8_BKIN_COMP12,
MDIOS_MDC,
TIM1_BKIN_COMP12,
DCMI_PIXCLK, LCD_G2,
EVENTOUT
ADC12_INP3
31
K3
43
J6
R3
53
56
R5
PA7
I/O
TT_a
-
TIM1_CH1N, TIM3_CH2,
TIM8_CH1N,
SPI1_MOSI/I2S1_SDO,
SPI6_MOSI, TIM14_CH1,
ETH_MII_RX_DV/ETH_R
MII_CRS_DV,
FMC_SDNWE,
EVENTOUT
ADC12_INN3,
ADC12_INP7,
OPAMP1_VINM
Table 9. Pin/ball definition (continued)
Pin/ball name
Pin name
(function
after
reset)
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com