công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EMC1814 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Microchip Technology

tên linh kiện EMC1814
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Channel Low-Voltage Remote Diode Sensor Family
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

EMC1814 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Microchip Technology

Back Button EMC1814 Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 45Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 46Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 47Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 48Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 49Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 50Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 51Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 102 page
background image
6.10.7
Temperature Conversion Rate Register (Addresses 04h and 0Ah)
Name: 
CONVERT
Offset: 
0x04, 0x0A
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
CONV[3:0]
Access
RW
RW
RW
RW
Reset
0
0
0
0
Bits 3:0 – CONV[3:0] The Conversion Rate register controls how often the temperature measurement
channels are updated and compared against the limits.
This register is fully accessible at either address. It determines the conversion rate as shown in Table 5-3.
Multi-Channel Low-Voltage Remote Di...
System Management Bus Protocol
© 2018 Microchip Technology Inc.
Datasheet
DS20005751A-page 47



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com