công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EMC1814 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Microchip Technology

tên linh kiện EMC1814
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Channel Low-Voltage Remote Diode Sensor Family
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

EMC1814 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Microchip Technology

Back Button EMC1814 Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology EMC1814 Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 102 page
background image
...........continued
LSB
2
1
0
LSB
3
2
1
Note:  Fractional value.
17. Read Global Max register (4Dh): The Global Max value is 2Dh or 45°C. The Global Max register
contains a history of the highest temperature value. This value is reset only at POR and it is
updated at the end of each ROC sample period.
18. Read Sample Period Max Register (49h): The Sample Period Max value should be 2Dh or 45°C.
This register contains the highest temperature value for a given sample period and is updated after
each temperature conversion.
Multi-Channel Low-Voltage Remote Di...
System Block Diagram
© 2018 Microchip Technology Inc.
Datasheet
DS20005751A-page 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com