công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AAA3528SEEZGKQBKS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

tên linh kiện AAA3528SEEZGKQBKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.5 x 2.8 mm Surface Mount LED Lamp
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.to-grace.com/index.html
Logo TO-GRACE - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

AAA3528SEEZGKQBKS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

  AAA3528SEEZGKQBKS Datasheet HTML 1Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AAA3528SEEZGKQBKS Datasheet HTML 2Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AAA3528SEEZGKQBKS Datasheet HTML 3Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AAA3528SEEZGKQBKS Datasheet HTML 4Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AAA3528SEEZGKQBKS Datasheet HTML 5Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
© 2019 Kingbright. All Rights Reserved. Spec No: DSAO2421 / 1201008340 Rev No: V.4B Date: 04/11/2019
Page 3 / 5
0
10
20
30
40
50
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
Ta = 25 °C
Forward voltage (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1020
304050
Ta = 25 °C
Forward current (mA)
0
10
20
30
40
50
60
-40 -20
0
20
406080 100
Ambient temperature (°C)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-40 -20
0
20406080 100
Ambient temperature (°C)
0
10
20
30
40
50
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
Ta = 25 °C
Forward voltage (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1020
304050
Ta = 25 °C
Forward current (mA)
0
10
20
30
40
50
-40 -20
0
20
406080 100
Ambient temperature (°C)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-40 -20
0
20 406080 100
Ambient temperature (°C)
0
10
20
30
40
50
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
Ta = 25 °C
Forward voltage (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1020
304050
Ta = 25 °C
Forward current (mA)
0
10
20
30
40
50
-40 -20
0
20
406080 100
Ambient temperature (°C)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-40 -20
0
20 40 60 80 100
Ambient temperature (°C)
0.5
0.5
0.0
-90°
-75°
-60°
-45°
-30°
-15°
75°
60°
45°
30°
15°
90°
1.0
1.0
Ta = 25 °C
0%
20%
40%
60%
80%
100%
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ta = 25 °C
Blue
Green
Red
Wavelength (nm)
AAA3528SEEZGKQBKS
TECHNICAL DATA
RELATIVE INTENSITY vs. WAVELENGTH
SPATIAL DISTRIBUTION
BLUE
Forward Current vs.
Forward Voltage
Luminous Intensity vs.
Forward Current
Forward Current Derating Curve
Luminous Intensity vs.
Ambient Temperature
GREEN
Forward Current vs.
Forward Voltage
Luminous Intensity vs.
Forward Current
Forward Current Derating Curve
Luminous Intensity vs.
Ambient Temperature
HYPER RED
Forward Current vs.
Forward Voltage
Luminous Intensity vs.
Forward Current
Forward Current Derating Curve
Luminous Intensity vs.
Ambient Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com