công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25LB256DFIS bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25LB256DFIS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LB256DFIS bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LB256DFIS Datasheet HTML 70Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB256DFIS Datasheet HTML 71Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB256DFIS Datasheet HTML 72Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB256DFIS Datasheet HTML 73Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB256DFIS Datasheet HTML 74Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB256DFIS Datasheet HTML 75Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB256DFIS Datasheet HTML 76Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB256DFIS Datasheet HTML 77Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB256DFIS Datasheet HTML 78Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 79 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LB256D
74
9.1. Valid Part Numbers
Please contact GigaDevice regional sales for the latest product selection and available form factors.
Temperature Range I: Industrial (-40
℃ to +85℃)
Product Number
Density
Package Type
GD25LB256DFIG
256Mbit
SOP16 300mil
GD25LB256DFIS
GD25LB256DWIG
256Mbit
WSON8 (6x5mm)
GD25LB256DWIS
GD25LB256DYIG
256Mbit
WSON8 (8x6mm)
GD25LB256DYIS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com