công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD5F1GQ4RFFFS bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD5F1GQ4RFFFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD5F1GQ4RFFFS bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 48Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 49Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 50Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 51Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 52Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 53Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 54Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 55Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 56Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 59 page
background image
SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
1G
52
21 ORDERING INFORMATION
Note: (1) Industrial+: Full Function Test for Automotive application and no AECQ.
GD XX XX XX X X X X X X
Temperature Range
I: Industrial(-40C to +85C)
Package Type
Y: WSON8 (6*8mm)
Density
Interface
Product Family
5F: SPI NAND Flash
1G: 1Gb 2G: 2Gb
4G: 4Gb 8G: 8Gb
Generation
Q4: Qua SPI x1/x2/x4
Voltage
U:3.3V(2.7~3.6V)
R:1.8V(1.7~2.0V)
Green Code
G: Pb Free & Halogen Free Green Package
Packing Type
T or No mark: Tube
R: Tape & Reel
Y: Tray
GD Prefix
F: SOP16 300mil
Z:TFBGA24(6*4 Ball Array)
9: LGA8 6*8mm
B: B Version
C: C Version
E: E Version
F: F Version
S: G + special function (HW Reset + UID +
Parameter Page)
J:Industrial(-40
to +105
)
F: Industrial+(1) (-40
to +85
)
H: Pb Free & Halogen Free Green Package +
Half of Spare Size



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com