công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD5F1GQ4RFFFS bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD5F1GQ4RFFFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD5F1GQ4RFFFS bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 41Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 42Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 43Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 44Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 45Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 46Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 47Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 48Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 49Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 59 page
background image
SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
1G
45
15 POWER ON TIMING
Figure15-1. Power on Timing Sequence
Vcc(max)
Vcc(min)
VWI
tVSL
Chip Selection is not allowed
Device is fully
accessible
Time
Table15-1. Power-On Timing and Write Inhibit Threshold for 1.8V/3.3V
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
Tvsl
VCC(min) To CS# Low
5
ms
VWI
Write Inhibit Voltage
1.8V
1.7
V
3.3V
2.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com