công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD5F1GQ4RFFFS bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD5F1GQ4RFFFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD5F1GQ4RFFFS bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 23Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 24Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 25Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 26Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 27Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 28Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 29Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 30Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F1GQ4RFFFS Datasheet HTML 31Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 59 page
background image
SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
1G
27
20H
20H
20H
20H
20H
20H
64
M
JEDEC manufacturer ID“C8”
C8H
65-66
O
Date code
00H
00H
67-79
Reserved
00H
00H
00H
Memory organization block
80-83
M
Number of data bytes per page
00H
08H
00H
00H
84-85
M
Number of spare bytes per page
80H
00H
86-89
M
Number of data bytes per partial page
00H
02H
00H
00H
90-91
M
Number of spare bytes per partial page
20H
00H
92-95
M
Number of pages per block
40H
00H
00H
00H
96-99
M
Number of blocks per logical unit (LUN)
00H
04H
00H
00H
100
M
Number of logical units (LUNs)
01H
101
M
Reserved
00H
102
M
Number of bits per cell
01H
103-104
M
Bad blocks maximum per LUN
14H
00H
105-106
M
Block endurance
01H
05H
107
M
Guaranteed valid blocks at beginning of target
01H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com