công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA818 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện OPA818
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7-GHz, 13-V, Gain of 7-V/V Stable, FET-Input Operational Amplifier
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

OPA818 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button OPA818 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
Frequency (Hz)
2
10
100
200
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
D102
Frequency (Hz)
1
10
100
1000
4000
4000
10k
100k
1M
10M
100M
D101
Frequency (Hz)
0
-180
8
-165
16
-150
24
-135
32
-120
40
-105
48
-90
56
-75
64
-60
72
-45
80
-30
88
-15
96
0
104
15
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
D027
AOL Magnitude (dB)
AOL Phase (q)
Frequency (MHz)
-15
-12
-9
-6
-3
0
3
1
10
100
1k
D001
G = 7 V/V, RF = 301 :
G = 10 V/V, RF = 301 :
G = 101 V/V, RF = 3.01 k:
Frequency (Hz)
1
5
10
50
100
10
100
1k
10k
100k
1M
D026
7
OPA818
www.ti.com
SBOS940 – MAY 2019
Product Folder Links: OPA818
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019, Texas Instruments Incorporated
6.6 Typical Characteristics: VS = ±5 V
at TA ≈ 25°C, VS+ = +5 V, VS– = –5 V, closed-loop gain (G) = 7 V/V, VCM = midsupply, RF = 301 Ω, RL = 100 Ω to midsupply,
small-signal VO = 100 mVPP, large-signal VO = 2 VPP (unless otherwise noted)
VO = 100 mVPP
Figure 1. Noninverting Small-Signal Frequency Response
Figure 2. Voltage Noise Density Vs Frequency
Common-mode
noise
Simulation
Figure 3. Current Noise Density Vs Frequency
Simulation
Figure 4. Open-Loop Gain Magnitude and Phase Vs
Frequency
Simulation
Figure 5. Open-Loop Output Impedance Vs Frequency



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com