công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA818 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện OPA818
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7-GHz, 13-V, Gain of 7-V/V Stable, FET-Input Operational Amplifier
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

OPA818 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  OPA818 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OPA818 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
1
2
3
4
8
7
6
5
+
í
PD
FB
INí
IN+
VS+
VSí
NC
OUT
3
OPA818
www.ti.com
SBOS940 – MAY 2019
Product Folder Links: OPA818
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019, Texas Instruments Incorporated
5 Pin Configuration and Functions
DRG Package
8-Pin WSON With Thermal Pad
Top View
NC - no internal connection
Pin Functions
PIN
TYPE
DESCRIPTION
NAME
WSON
FB
2
Output
Feedback resistor connection (optional)
IN–
3
Input
Inverting input
IN+
4
Input
Noninverting input
NC
6
No connect (no internal connection to die)
OUT
7
Output
Output of amplifier
PD
1
Input
Power down
VS–
5
Power
Negative power supply
VS+
8
Power
Positive power supply
Thermal pad
Electrically isolated from the die. Recommended connection to a heat spreading plane,
typically GND.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com