| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NM1282KSLAXAL bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Nanya Technology Corporation. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NM1282KSLAXAL bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Nanya Technology Corporation. |
|
47 / 120 page ![]() Version 1.3 47 Nanya Technology Corp. 06/2018 All Rights Reserved. © 2Gb SLC NAND + 2Gb LPDDR2 NM1282KSLAXAL NTC Proprietary Level: Property (10)RY / : termination for the Ready/Busy pin (RY / ) A pull-up resistor needs to be used for termination because the RY / buffer consists of an open drain circuit. |