công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNM3032 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Will Semiconductor Ltd.

tên linh kiện WNM3032
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single N-Channel, 30V, 9.6A , Power MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Trang chủ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WNM3032 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Will Semiconductor Ltd.

  WNM3032 Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 5Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
WNM3032
Will Semiconductor Ltd.
1
2018 - Rev.1.1
WNM3032
Descriptions
The WNM3032 is N-Channel enhancement MOS Field
Effect Transistor. Uses advanced trench technology
and design to provide excellent RDS (ON) with low gate
charge. This device is suitable for use in DC-DC
conversion, power switch and charging circuit.
Standard Product WNM3032 is Pb-free.
Features
Trench Technology
Supper high density cell design
Excellent ON resistance for higher DC current
Extremely Low Threshold Voltage
Small package SOP-8L
Applications
Driver for Relay, Solenoid, Motor, LED etc.
DC-DC converter circuit
Power Switch
Load Switch
Charging
Http//:www.willsemi.com
SOP-8L
Pin configuration (Top view)
WLSI
= Company
3032
= Device Code
NS
= Special Code
YW
= Date Code
Marking
Order information
Device
Package
Shipping
WNM3032-8/TR
SOP-8L
4000/Reel&Tape
VDS (V)
Rds(on) (mΩ)
30
8.5@ VGS= 10V
12@ VGS= 4.5V
ESD Protected
D
1
G
S
76
8
23
4
5
S
S
D
D
D
Single N-Channel, 30V,
, Power MOSFET
9.6A
Jul.


Số phần tương tự - WNM3032

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNM3030 WILLSEMI-WNM3030 Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 13A, Power MOSFET
WNM3030-8/TR WILLSEMI-WNM3030-8/TR Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 13A, Power MOSFET
WNM3034 WILLSEMI-WNM3034 Datasheet
1Mb / 9P
SingleN-Channel, 30V, 19A, Power MOSFET
WNM3034-8/TR WILLSEMI-WNM3034-8/TR Datasheet
1Mb / 9P
SingleN-Channel, 30V, 19A, Power MOSFET
WNM3038 WILLSEMI-WNM3038 Datasheet
2Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 22A, Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - WNM3032

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
BUZ45 INTERSIL-BUZ45 Datasheet
12Kb / 1P
9.6A, 500V, 0.600 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
logo
Lowpower Semiconductor ...
LPM30N50 POWER-LPM30N50 Datasheet
472Kb / 4P
Single N-Channel, 30V, 50A, Power MOSFET
logo
PFC Device Inc.
PRM5R5N03N5 PFC-PRM5R5N03N5 Datasheet
847Kb / 8P
30V Single N-Channel MOSFET
PRM2R4N03N5 PFC-PRM2R4N03N5 Datasheet
869Kb / 8P
30V Single N-Channel MOSFET
PRM4R0N03D PFC-PRM4R0N03D Datasheet
866Kb / 8P
30V Single N-Channel MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNM3008 WILLSEMI-WNM3008 Datasheet
181Kb / 7P
Single N-Channel, 30V, 3.1A, Power MOSFET
WNM3017 WILLSEMI-WNM3017 Datasheet
857Kb / 8P
Single N-Channel, 30V, 6.2A, Power MOSFET
WNM3030 WILLSEMI-WNM3030 Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 13A, Power MOSFET
WNM3038 WILLSEMI-WNM3038 Datasheet
2Mb / 8P
Single N-Channel, 30V, 22A, Power MOSFET
WNM3040 WILLSEMI-WNM3040 Datasheet
912Kb / 8P
Single N-Channel, 30V, 19A, Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com