công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNM3032 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Will Semiconductor Ltd.

tên linh kiện WNM3032
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single N-Channel, 30V, 9.6A , Power MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Trang chủ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WNM3032 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Will Semiconductor Ltd.

  WNM3032 Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 5Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
WNM3032
Will Semiconductor Ltd.
3
Electronics Characteristics (Ta=25oC, unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Drain-to-Source Breakdown Voltage
BVDSS
VGS = 0 V, ID = 250uA
30
V
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = 24 V, VGS = 0V
1
uA
Gate-to-source Leakage Current
IGSS
VDS = 0 V, VGS = ±20V
±
5
uA
ON CHARACTERISTICS
Gate Threshold Voltage
VGS(TH)
VGS = VDS, ID = 250uA
1.0
1.4
2.0
V
Drain-to-source On-resistance
RDS(on)
VGS = 10V, ID = 10A
8.5
12
mΩ
VGS = 4.5V, ID = 8A
12
16
CHARGES, CAPACITANCES AND GATE RESISTANCE
Input Capacitance
CISS
VGS = 0 V, F = 1.0 MHz, VDS =
15 V
pF
Output Capacitance
COSS
Reverse Transfer Capacitance
CRSS
Total Gate Charge
QG(TOT)
VGS = 10 V, VDS = 15 V,
ID = 10A
nC
Threshold Gate Charge
QG(TH)
Gate-to-Source Charge
QGS
Gate-to-Drain Charge
QGD
SWITCHING CHARACTERISTICS
Turn-On Delay Time
td(ON)
VGS = 10 V, VDS = 15 V,
RG= 3 Ω,RL= 0.75Ω
ns
Rise Time
tr
Turn-Off Delay Time
td(OFF)
Fall Time
tf
BODY DIODE CHARACTERISTICS
Forward Voltage
VSD
VGS = 0 V, IS = 1A
0.7
1.2
V
1375
271
233
28.9
1.3
4.3
5.48
13.8
10.2
63.2
12.4
0.5
2018 - Rev.1.1
Jul.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com