công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNM3032 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Will Semiconductor Ltd.

tên linh kiện WNM3032
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single N-Channel, 30V, 9.6A , Power MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Trang chủ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WNM3032 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Will Semiconductor Ltd.

  WNM3032 Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 5Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
WNM3032
Will Semiconductor Ltd.
4
Typical Characteristics (Ta=25oC, unless otherwise noted)
Output characteristics
On-Resistance vs. Drain current
On-Resistance vs. Junction temperature
Transfer characteristics
On-Resistance vs. Gate-to-source voltage
Threshold voltage vs. Temperature
0.5
1.0
1.5
2.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
V
DS-Drain to Source Voltage(V)
V
GS=4.5V
V
GS=10.0V
V
GS=8.0V
V
GS=6.0V
V
GS=3.0V
V
GS=2.0V
0
1
2
3
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
T=150
oC
T=25
oC
T=-50
oC
V
GS -Gate to Source Voltage(V)
V
DS=5V
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.000
0.003
0.006
0.009
0.012
0.015
I
DS-Drain to Source Current(A)
V
GS=10V
V
GS=4.5V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
V
GS-Gate to Source Voltage (V)
I
D=20A
T=25
oC
I
D=9A
-50
0
50
100
150
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Temperature (
oC)
V
GS=10V
I
D=9A
-50
0
50
100
150
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Temperature (
oC)
I
D=250uA
2018 - Rev.1.1
Jul.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com