công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNM3032 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Will Semiconductor Ltd.

tên linh kiện WNM3032
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single N-Channel, 30V, 9.6A , Power MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Trang chủ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WNM3032 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Will Semiconductor Ltd.

  WNM3032 Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 5Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WNM3032 Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
WNM3032
Will Semiconductor Ltd.
5
Capacitance
1E-4
1E-3
0.01
0.1
1
10
100
1000
0
100
200
300
400
T
J(MAX)=150
oC
T
A=25
oC
Pulse width (S)
Body diode forward voltage
Safe operating power
0
. 2
0
. 4
0
. 6
0
. 8
1
. 0
2
4
6
8
10
V
SD-Source to Drain Voltage (V)
T=150
oC
T=25
oC
Single pulse power
Gate Charge Characteristics
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
400
800
1200
1600
2000
2400
Coss
Crss
Ciss
V
DS-Drain to Source Voltage (V)
V
GS=0V
F=1MHz
0
10
20
30
40
0
2
4
6
8
10
Q
g(nC)
V
GS=10V
V
DS=15V
I
D=9A
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2
4
6
8
10
V
SD-Source to Drain Voltage (V)
T=150
oC
T=25
oC
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
1ms
10ms
100ms
1s
10s
DC
Limit by Rdson
T
A=25
oC
Single Pulse
V
DS-Drain to Source Voltage(V)
*V
GS>minimum VGS at which RDS(ON) is specified
2018 - Rev.1.1
Jul.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com