công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9085AWSC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9085AWSC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A, 5.5V, Ultra Low Dropout Linear Regulator
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9085AWSC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9085AWSC Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9085AWSC Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9085AWSC Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9085AWSC Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9085AWSC Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9085AWSC Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9085AWSC Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation RT9085AWSC Datasheet HTML 12Page - Richtek Technology Corporation RT9085AWSC Datasheet HTML 13Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
9
DS9085A-02 March 2019
www.richtek.com
RT9085A
©
Copyright 2019 Richtek Technology Corporation. All rights reserved.
is a registered trademark of Richtek Technology Corporation.
Typical Operating Characteristics
VIN Dropout Voltage vs. (VBIAS - VOUT)
0
20
40
60
80
100
120
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
VBIAS - VOUT (V)
VIN = 1.4V, IOUT = 1A
85
°C
25
°C
−40°C
Enable Voltage Threshold vs. Temperature
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
Logic-High
Logic-Low
VIN = 0.9V, VOUT = 0.5V, IOUT = 1mA, VBIAS = 4V
BIAS pin Quiescent Current vs. Output Current
20
25
30
35
40
45
50
55
0
200
400
600
800
1000
IOUT (mA)
VIN = 1.5V, VOUT = 0.5V
VBIAS = 5V
VBIAS = 4V
VBIAS = 3V
VIN PSRR vs. Frequency
0
20
40
60
80
100
120
10
100
1K
10K
100K
1M
10M
Frequency (Hz)
VBIAS = 3V, VIN = 1.5V,
VOUT = 1V, COUT = 10
μF
IOUT = 10mA
IOUT = 50mA
IOUT = 150mA
IOUT = 500mA
IOUT = 1000mA
VIN PSRR vs. Frequency
0
10
20
30
40
50
60
70
80
10
100
1K
10K
100K
1M
10M
Frequency (Hz)
VBIAS = 3V, VOUT = 1V,
IOUT = 1A, COUT = 10
μF
VIN = 1.7V
VIN = 1.5V
VIN = 1.4V
VIN = 1.3V
VIN = 1.2V
Output Spectral Noise Density
0.001
0.01
0.1
1
10
100
10
100
1K
10K
100K
Frequency (Hz)
IOUT = 1mA
IOUT = 1A
VBIAS = 3V, VIN = 1.5V, VOUT = 1V,
COUT = 10
μF, RMS Noise (10Hz to 100kHz)
30.1
μVRMS (IOUT = 1mA)
31.8
μVRMS (IOUT = 1A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com