công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F337PFM bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Fuji Electric

tên linh kiện MB90F337PFM
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Proprietary Microcontroller
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJI [Fuji Electric]
Trang chủ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

MB90F337PFM bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Fuji Electric

Back Button MB90F337PFM Datasheet HTML 67Page - Fuji Electric MB90F337PFM Datasheet HTML 68Page - Fuji Electric MB90F337PFM Datasheet HTML 69Page - Fuji Electric MB90F337PFM Datasheet HTML 70Page - Fuji Electric MB90F337PFM Datasheet HTML 71Page - Fuji Electric MB90F337PFM Datasheet HTML 72Page - Fuji Electric MB90F337PFM Datasheet HTML 73Page - Fuji Electric MB90F337PFM Datasheet HTML 74Page - Fuji Electric MB90F337PFM Datasheet HTML 75Page - Fuji Electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 84 page
background image
MB90335 Series
71
4.
AC Characteristics
(1) Clock input timing
(TA
= −40 °C to +85 °C, VCC = 3.3 V ± 0.3 V, VSS = 0.0 V)
Parameter
Sym-
bol
Pin
name
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
Clock frequency
fCH
X0, X1
6
MHz External crystal oscillation
6
24
MHz External clock input
Clock cycle time
tHCYL
X0, X1
166.7
ns
External crystal oscillation
166.7
41.7
ns
External clock input
Input clock pulse width
PWH
PWL
X0
10

ns
A reference duty ratio is
30
% to 70%.
Input clock rise time and fall
time
tcr
tcf
X0

5
ns
At external clock
Internal operating clock
frequency
fCP
3
24
MHz At main clock is used
Internal operating clock
cycle time
tCP
42
333
ns
At main clock is used
0.8 VCC
0.2 VCC
tcf
tcr
tHCYL
PWH
PWL
X0
• Clock timing
Preliminary
2004.01.09



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com