công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBM29PL64LM bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - SPANSION

tên linh kiện MBM29PL64LM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash Memory 64 M (8M X 8/4M X 16) BIT
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MBM29PL64LM bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - SPANSION

Back Button MBM29PL64LM Datasheet HTML 61Page - SPANSION MBM29PL64LM Datasheet HTML 62Page - SPANSION MBM29PL64LM Datasheet HTML 63Page - SPANSION MBM29PL64LM Datasheet HTML 64Page - SPANSION MBM29PL64LM Datasheet HTML 65Page - SPANSION MBM29PL64LM Datasheet HTML 66Page - SPANSION MBM29PL64LM Datasheet HTML 67Page - SPANSION MBM29PL64LM Datasheet HTML 68Page - SPANSION MBM29PL64LM Datasheet HTML 69Page - SPANSION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 69 page
background image
MBM29PL64LM90/10
64
s
s
s
s ORDERING INFORMATION
Part No.
Package
Access Time (ns)
Remarks
MBM29PL64LM90TN
48-pin, plastic TSOP (1)
(FPT-48P-M19)
(Normal Bend)
90 ns
MBM29PL64LM10TN
100 ns
MBM29PL64LM90PCN
56-pin, plastic TSOP (1)
(FPT-56P-M01)
(Normal Bend)
90 ns
MBM29PL64LM10PCN
100 ns
MBM29PL64LM90PBT
80-ball, plastic FBGA
(BGA-80P-M01)
90 ns
MBM29PL64LM10PBT
100 ns
MBM29PL64LM
DEVICE NUMBER/DESCRIPTION
64 Mega-bit (8M
× 8/4M × 16) MirrorFlash with Page Mode,
Boot Sector
3.0 V-only Read, Program, and Erase
PACKAGE TYPE
TN
= 48-Pin Thin Small Outline Package
(TSOP(1)) Standard Pinout
PCN = 56-Pin Thin Small Outline Package
(TSOP(1)) Standard Pinout
PBT = 80-Ball Fine pitch Ball Grid Array
Package (FBGA)
90
TN
SPEED OPTION
90 = 90ns access time
10 = 100ns access time



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69