công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GMS77C1001 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Hynix Semiconductor

tên linh kiện GMS77C1001
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Trang chủ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

GMS77C1001 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Hynix Semiconductor

Back Button GMS77C1001 Datasheet HTML 11Page - Hynix Semiconductor GMS77C1001 Datasheet HTML 12Page - Hynix Semiconductor GMS77C1001 Datasheet HTML 13Page - Hynix Semiconductor GMS77C1001 Datasheet HTML 14Page - Hynix Semiconductor GMS77C1001 Datasheet HTML 15Page - Hynix Semiconductor GMS77C1001 Datasheet HTML 16Page - Hynix Semiconductor GMS77C1001 Datasheet HTML 17Page - Hynix Semiconductor GMS77C1001 Datasheet HTML 18Page - Hynix Semiconductor GMS77C1001 Datasheet HTML 19Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 44 page
background image
GMS77C1000/GMS77C1001
12
July. 2001 Ver. 1.1
7.5 AC Electrical Characteristics (1)
•(TA=-40°
°°°C~+85°°°°C)
Parameter
Symbol
Test Condition
Specification
Unit
Min
Typ
Max
External Clock Input
Frequency
FXIN
XT osc mode
DC
-
4.0
MHz
HF osc mode
DC
-
20
MHz
LF osc mode
DC
-
200
KHz
Oscillator Frequency 1
1.
This parameter is characterized but not tested.
FXIN
RC osc mode
DC
-
4.0
MHz
XT osc mode
0.1
-
4.0
MHz
HF osc mode
4.0
-
20
MHz
LF osc mode
5.0
-
200
KHz
External Clock Input
Period
TXIN
XT osc mode
250
-
-
nS
HF osc mode
50
-
-
nS
LF osc mode
5
-
-
uS
Oscillator Period 1
TXIN
RC osc mode
250
-
4.0
MHz
XT osc mode
250
-
10,000
nS
HF osc mode
50
-
250
nS
LF osc mode
5
-
200
uS
Clock in XIN Pin 1
Low to High Time
TXINL
TXINH
XT osc mode
85
-
-
nS
HF osc mode
20
-
-
nS
LF osc mode
2
-
-
uS
Clock in XIN Pin 1
Rise or Fall Time
TXINR
TXINF
XT osc mode
-
-
25
nS
HF osc mode
-
-
25
nS
LF osc mode
-
-
50
nS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com