công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC12F508 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC12F508
Giải thích chi tiết về linh kiện  8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC12F508 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Microchip Technology

Back Button PIC12F508 Datasheet HTML 73Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 81Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 98 page
background image
 2004 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41236A-page 75
PIC12F508/509/16F505
10.3
Timing Parameter Symbology and Load Conditions – PIC12F508/509/16F505
The timing parameter symbols have been created following one of the following formats:
FIGURE 10-3:
LOAD CONDITIONS – PIC12F508/509/16F505
FIGURE 10-4:
EXTERNAL CLOCK TIMING – PIC12F508/509/16F505
1. TppS2ppS
2. TppS
T
F
Frequency
T Time
Lowercase subscripts (pp) and their meanings:
pp
2to
mc
MCLR
ck
CLKOUT
osc
Oscillator
cy
Cycle time
os
OSC1
drt
Device Reset Timer
t0
T0CKI
io
I/O port
wdt
Watchdog Timer
Uppercase letters and their meanings:
S
FFall
P
Period
HHigh
R
Rise
I
Invalid (high-impedance)
V
Valid
L
Low
Z
High-impedance
CL
VSS
pin
Legend:
CL = 50 pF for all pins except OSC2
15 pF for OSC2 in XT, HS or LP
modes when external clock
is used to drive OSC1
OSC1
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
13
3
44
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com