công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC12F508 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC12F508
Giải thích chi tiết về linh kiện  8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC12F508 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Microchip Technology

Back Button PIC12F508 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology PIC12F508 Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 98 page
background image
 2004 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41236A-page 23
PIC12F508/509/16F505
REGISTER 4-4:
OPTION REGISTER (PIC16F505)
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
RBWU
RBPU
T0CS
T0SE
PSA
PS2
PS1
PS0
bit 7
bit 0
bit 7
RBWU: Enable Wake-up on Pin Change bit (RB0, RB1, RB3, RB4)
1
= Disabled
0
= Enabled
bit 6
RBPU: Enable Weak Pull-ups bit (RB0, RB1, RB3, RB4)
1
= Disabled
0
= Enabled
bit 5
T0CS: Timer0 clock Source Select bit
1
= Transition on T0CKI pin (overrides TRIS on the T0CKI pin)
0
= Transition on internal instruction cycle clock, FOSC/4
bit 4
T0SE: Timer0 Source Edge Select bit
1
= Increment on high-to-low transition on the T0CKI pin
0
= Increment on low-to-high transition on the T0CKI pin
bit 3
PSA: Prescaler Assignment bit
1
= Prescaler assigned to the WDT
0
= Prescaler assigned to Timer0
bit 2-0
PS<2:0>: Prescaler Rate Select bits
Legend:
R = Readable bit
W = Writable bit
U = Unimplemented bit, read as ‘0’
-n = Value at POR
‘1’ = Bit is set
‘0’ = Bit is cleared
x = Bit is unknown
000
001
010
011
100
101
110
111
1 : 2
1 : 4
1 : 8
1 : 16
1 : 32
1 : 64
1 : 128
1 : 256
1 : 1
1 : 2
1 : 4
1 : 8
1 : 16
1 : 32
1 : 64
1 : 128
Bit Value
Timer0 Rate WDT Rate



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com