công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IMX6SLLIEC bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện IMX6SLLIEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6SLL
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

IMX6SLLIEC bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - NXP Semiconductors

Back Button IMX6SLLIEC Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 73Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 74Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 75Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 76Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 77Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 78Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 88 page
background image
i.MX 6SLL Applications Processors for Industrial Products, Rev. 0.2, 11/2017
74
NXP Semiconductors
Package Information and Contact Assignments
DRAM_DQM0
P3
DRAM
DDR
ALT0
DRAM_DQM[0]
Output
0
PU
(100K)
DRAM_DQM1
F3
DRAM
DDR
ALT0
DRAM_DQM[1]
Output
0
PU
(100K)
DRAM_DQM2
T3
DRAM
DDR
ALT0
DRAM_DQM[2]
Output
0
PU
(100K)
DRAM_DQM3
C3
DRAM
DDR
ALT0
DRAM_DQM[3]
Output
0
PU
(100K)
DRAM_SDCKE0
M1
DRAM
DDR
ALT0
DRAM_SDCKE[0]
Output
0
PD
(100K)
DRAM_SDCKE1
K3
DRAM
DDR
ALT0
DRAM_SDCKE[1]
Output
0
PD
(100K)
DRAM_SDCLK_0
J4
DRAM
DDRCL
K
ALT0
DRAM_SDCLK[0]
Input
Hi-Z
PU
(100K)
DRAM_SDCLK_0_B
J3
DRAM
—
—
—
—
—
—
DRAM_SDQS0
R3
DRAM
DDRCL
K
ALT0
DRAM_SDQS[0]
Input
Hi-Z
Not
connected
DRAM_SDQS0_B
R4
DRAM
—
—
—
—
—
—
DRAM_SDQS1
E4
DRAM
DDRCL
K
ALT0
DRAM_SDQS[1]
Input
Hi-Z
Not
connected
DRAM_SDQS1_B
E3
DRAM
—
—
—
—
—
—
DRAM_SDQS2
U2
DRAM
DDRCL
K
ALT0
DRAM_SDQS[2]
Input
Hi-Z
Not
connected
DRAM_SDQS2_B
U3
DRAM
—
—
—
—
—
—
DRAM_SDQS3
D2
DRAM
DDRCL
K
ALT0
DRAM_SDQS[3]
Input
Hi-Z
Not
connected
DRAM_SDQS3_B
D3
DRAM
—
—
—
—
—
—
ECSPI1_MISO
L18
GPIO
GPIO
ALT5
GPIO4_GPIO[10]
Not
connected
Hi-Z
Hi-Z
ECSPI1_MOSI
M18
GPIO
GPIO
ALT5
GPIO4_GPIO[9]
Not
connected
Hi-Z
Hi-Z
ECSPI1_SCLK
M17
GPIO
GPIO
ALT5
GPIO4_GPIO[8]
Not
connected
Hi-Z
Hi-Z
ECSPI1_SS0
L17
GPIO
GPIO
ALT5
GPIO4_GPIO[11]
Not
connected
Hi-Z
Hi-Z
Table 64. 14 x 14 mm Functional Contact Assignments (continued)
Ball Name
Ball
Power Group1
Ball
Type
Out of Reset Condition2
During
Reset
Condition
Defaul
t Mode
(Reset
Mode)
Default Function
Input /
Output
Value3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com