công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IMX6SLLIEC bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện IMX6SLLIEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6SLL
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

IMX6SLLIEC bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - NXP Semiconductors

Back Button IMX6SLLIEC Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors IMX6SLLIEC Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 88 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX 6SLL Applications Processors for Industrial Products, Rev. 0.2, 11/2017
NXP Semiconductors
35
Table 27 shows the GPIO output buffer impedance (OVDD 3.3 V).
4.8.2
Single Voltage GPIO Output Buffer Impedance
Table 28 shows the GPIO output buffer impedance (OVDD 3.3 V).
4.8.3
DDR I/O Output Buffer Impedance
Table 29 shows DDR I/O output buffer impedance of i.MX 6SLL processor.
Table 26. DVGPIO Output Buffer Average Impedance (OVDD 1.8 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (ipp_dse)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
260
130
90
60
50
40
33
Table 27. DVGPIO Output Buffer Average Impedance (OVDD 3.3 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (ipp_dse)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
150
75
50
37
30
25
20
Table 28. GPIO Output Buffer Average Impedance (OVDD 3.3 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (ipp_dse)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
150
75
50
37
30
25
20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com