công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC409LP4E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện HMC409LP4E
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs InGaP HBT 1 WATT POWER AMPLIFIER,
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC409LP4E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  HMC409LP4E Datasheet HTML 1Page - Analog Devices HMC409LP4E Datasheet HTML 2Page - Analog Devices HMC409LP4E Datasheet HTML 3Page - Analog Devices HMC409LP4E Datasheet HTML 4Page - Analog Devices HMC409LP4E Datasheet HTML 5Page - Analog Devices HMC409LP4E Datasheet HTML 6Page - Analog Devices HMC409LP4E Datasheet HTML 7Page - Analog Devices HMC409LP4E Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
For price, delivery, and to place orders: Analog Devices, Inc., One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106
Phone: 781-329-4700 • Order online at www.analog.com
Application Support: Phone: 1-800-ANALOG-D
4
HMC409LP4E
v04.1217
GaAs InGaP HBT 1 WATT
POWER AMPLIFIER, 3.3 - 3.8 GHz
Gain, Power & Quiescent
Supply Current vs. Vpd @ 3.5 GHz
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
100
200
300
400
500
600
700
800
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
Gain
Psat
P1dB
Icc
Vpd (Vdc)
2
2.4
2.8
3.2
3.6
4
4.4
-20
-16
-12
-8
-4
0
4
8
INPUT POWER (dBm)
Max Pdiss @ +85C
Power Dissipation
0
2
4
6
8
10
12
14
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
+25 C
+85 C
-40 C
OUTPUT POWER (dBm)
EVM vs. Temperature @ 3.5 GHz OFDM
54 Mbps Signal



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com