công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC2194 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC2194
Giải thích chi tiết về linh kiện  400kHz SO-8 Buck Control IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC2194 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Micrel Semiconductor

  MIC2194 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
MIC2194
Micrel
MIC2194
4
October 2002
Parameter
Condition
Min
Typ
Max
Units
Gate Drivers
Rise/Fall Time
C
L = 3300pF
25
ns
Output Driver Impedance
Source, V
IN = 12V
2
6
Sink, V
IN = 12V
2
6
Source, V
IN = 5V
3
7
Sink, V
IN = 5V
3
7
Note 1.
Absolute maximum ratings indicate limits beyond which damage to the component may occur. Electrical specifications do not apply when
operating the device outside of its operating ratings. The maximum allowable power dissipation is a function of the maximum junction
temperature, T
J(Max), the junction-to-ambient thermal resistance, θJA, and the ambient temperature, TA.
Note 2.
The device is not guaranteed to function outside its operating rating.
Note 3.
Devices are ESD sensitive, handling precautions required. Human body model, 1.5k
Ω in series with 100pF.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com