công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC2194 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC2194
Giải thích chi tiết về linh kiện  400kHz SO-8 Buck Control IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC2194 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Micrel Semiconductor

Back Button MIC2194 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor MIC2194 Datasheet HTML 10Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
MIC2194
Micrel
MIC2194
10
October 2002
Package Information
45
°
0
°–8°
0.244 (6.20)
0.228 (5.79)
0.197 (5.0)
0.189 (4.8)
SEATING
PLANE
0.026 (0.65)
MAX)
0.010 (0.25)
0.007 (0.18)
0.064 (1.63)
0.045 (1.14)
0.0098 (0.249)
0.0040 (0.102)
0.020 (0.51)
0.013 (0.33)
0.157 (3.99)
0.150 (3.81)
0.050 (1.27)
TYP
PIN 1
DIMENSIONS:
INCHES (MM)
0.050 (1.27)
0.016 (0.40)
8-Pin SOP (M)
MICREL, INC.
1849 FORTUNE DRIVE
SAN JOSE, CA 95131
USA
TEL
+ 1 (408) 944-0800 FAX + 1 (408) 944-0970 WEB http://www.micrel.com
This information is believed to be accurate and reliable, however no responsibility is assumed by Micrel for its use nor for any infringement of patents or
other rights of third parties resulting from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent right of Micrel, Inc.
© 2002 Micrel, Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com