công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC862EC bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MPC862EC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MPC862EC bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Motorola, Inc

Back Button MPC862EC Datasheet HTML 73Page - Motorola, Inc MPC862EC Datasheet HTML 74Page - Motorola, Inc MPC862EC Datasheet HTML 75Page - Motorola, Inc MPC862EC Datasheet HTML 76Page - Motorola, Inc MPC862EC Datasheet HTML 77Page - Motorola, Inc MPC862EC Datasheet HTML 78Page - Motorola, Inc MPC862EC Datasheet HTML 79Page - Motorola, Inc MPC862EC Datasheet HTML 80Page - Motorola, Inc MPC862EC Datasheet HTML 81Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 88 page
background image
MOTOROLA
MPC862/857T/857DSL Hardware Specifications
77
Mechanical Data and Ordering Information
RSTCONF
P3
Input
HRESET
N4
Open-drain
SRESET
P2
Open-drain
XTAL
P1
Analog Output
EXTAL
N1
Analog Input (3.3 V only)
XFC
T2
Analog Input
CLKOUT
W3
Output
EXTCLK
N2
Input (3.3 V only)
TEXP
N3
Output
ALE_A
MII-TXD1
K2
Output
CE1_A
MII-TXD2
B3
Output
CE2_A
MII-TXD3
A3
Output
WAIT_A
SOC_Split2
R3
Input
WAIT_B
R4
Input
IP_A0
UTPB_Split02
MII-RXD3
T5
Input
IP_A1
UTPB_Split12
MII-RXD2
T4
Input
IP_A2
IOIS16_A
UTPB_Split22
MII-RXD1
U3
Input
IP_A3
UTPB_Split32
MII-RXD0
W2
Input
IP_A4
UTPB_Split42
MII-RXCLK
U4
Input
IP_A5
UTPB_Split52
MII-RXERR
U5
Input
IP_A6
UTPB_Split62
MII-TXERR
T6
Input
Table 35. Pin Assignments (continued)
Name
Pin Number
Type
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88