công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LRTBR98G bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LRTBR98G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Indoor Video Walls
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBR98G bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTBR98G Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LRTBR98G Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LRTBR98G Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LRTBR98G Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LRTBR98G Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LRTBR98G Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LRTBR98G Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LRTBR98G Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LRTBR98G Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 25 page
background image
2017-11-14
18
LRTB R98G
Maßzeichnung
8) Seite 25
Package Outlines
8) page 25
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H
2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H
2S / 336h
Gewicht / Approx. weight:
20 mg
Pin4
Cathode
red (A)
Pin3
Anode
red (A)
Pin2
Anode
True Green (T)
Pin5
Cathode
True Green (T)
Pin1
Anode
Blue (B)
Pin6
Cathode
Blue (B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com