công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9993-EBZ bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9993-EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Mixed-Signal Front End
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9993-EBZ bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Analog Devices

Back Button AD9993-EBZ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices AD9993-EBZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices AD9993-EBZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices AD9993-EBZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices AD9993-EBZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices AD9993-EBZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices AD9993-EBZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices AD9993-EBZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices AD9993-EBZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 57 page
background image
AD9993
Data Sheet
Rev. A | Page 24 of 56
Figure 31. Die Temperature Code Readback vs. Die Temperature
Estimates of the ambient temperature can be made if the power
dissipation of the device is known.
51000
49000
47000
45000
43000
41000
39000
37000
35000
–40 –30 –20 –10
0
10
20
TEMPERATURE (°C)
30
40
50
60
70
80
90



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57