công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LWY1SG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LWY1SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Backlighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWY1SG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LWY1SG_14 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
Version 2.5
LW Y1SG
2015-06-12
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 22 , 4) page 22
Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 22 , 4) Seite 22
Group
Luminous Intensity 1) page 22
Luminous Intensity 1) page 22
Luminous Flux 7) page 22
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstrom 7) Seite 22
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
AE
1000
1200
3300
AF
1200
1400
3900
BE
1400
1600
4500
BF
1600
1800
5100
CE
1800
2000
5700
CF
2000
2200
6300
DE
2200
2400
6900
DF
2400
2600
7500
EE
2600
2800
8100
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
4
2.90
3.20
5
3.20
3.60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com